công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP2985
Giải thích chi tiết về linh kiện  150-mA LOW-NOISE LOW-DROPOUT REGULATOR WITH SHUTDOWN
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2985 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LP2985_06 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
www.ti.com
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency − Hz
VI = 5 V
VO = 3.3 V
Co = 4.7 µF
Cbyp = 10 nF
10 mA
100 mA
1 mA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency − Hz
VI = 5 V
VO = 3.3 V
Co = 4.7 µF
Cbyp = 10 nF
50 mA
150 mA
1 mA
0.001
0.01
0.1
1
10
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency − Hz
Ci = 1 µF
Co = 4.7 µF
VO = 3.3 V
10 mA
100 mA
1 mA
0.001
0.01
0.1
1
10
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency − Hz
Ci = 1 µF
Co = 10 µF
VO = 3.3 V
10 mA
100 mA
1 mA
LP2985
150-mA LOW-NOISE LOW-DROPOUT REGULATOR
WITH SHUTDOWN
SLVS522J – JULY 2004 – REVISED AUGUST 2006
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
C
IN = 1 µF, COUT = 4.7 µF, VIN = VOUT(NOM) + 1 V, TA = 25°C, ON/OFF pin tied to VIN (unless otherwise specified)
RIPPLE REJECTION
RIPPLE REJECTION
vs
vs
FREQUENCY
FREQUENCY
Figure 9.
Figure 10.
OUTPUT IMPEDANCE
OUTPUT IMPEDANCE
vs
vs
FREQUENCY
FREQUENCY
Figure 11.
Figure 12.
9
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com