công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP2985
Giải thích chi tiết về linh kiện  150-mA LOW-NOISE LOW-DROPOUT REGULATOR WITH SHUTDOWN
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2985 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LP2985_06 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2985_06 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
www.ti.com
LP2985
150-mA LOW-NOISE LOW-DROPOUT REGULATOR
WITH SHUTDOWN
SLVS522J – JULY 2004 – REVISED AUGUST 2006
Electrical Characteristics (continued)
at specified virtual junction temperature range, V
IN = VOUT(NOM) + 1 V, VON/OFF = 2 V, CIN = 1 µF, IL = 1 mA, COUT = 4.7 µF
(unless otherwise noted)
LP2985A-xx
LP2985-xx
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TJ
UNIT
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
Peak output
IOUT(PK)
VOUT ≥ VO(NOM) – 5%
25
°C
350
350
mA
current
Short-circuit
IOUT(SC)
RL = 0 (steady state)(3)
25
°C
400
400
mA
current
(3)
See Figure 5 in Typical Performance Characteristics.
6
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com