công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A1696PKHTN-FNLPTHCD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện A1696PKHTN-FNLPTHCD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Position Sensor IC with Speed and Direction Output
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

A1696PKHTN-FNLPTHCD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Allegro MicroSystems

Back Button A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 13Page - Allegro MicroSystems A1696PKHTN-FNLPTHCD Datasheet HTML 14Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
Position Sensor IC with Speed and Direction Output
A1696PKH
11
Allegro MicroSystems
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353 U.S.A.
www.allegromicro.com
Figure 10: Channel Separation and Signal Inversion Definitions
N
N
S
S
Switching Feature
S
S
N
N
Switching Feature
Ring Magnet Target
Ring Magnet Target
Option S
Option N
Ideal Target Pitch
= 4 × Differential Hall Element Pitch
= 5 mm
E3
E2
E1
Package Case
Branded Face
(Pin 3 Side)
(Pin 1 Side)
Speed Channel Element Pitch
Differential Hall Element Pitch
1.25 mm
0.625 mm
0.625 mm
dE2E3
dE1E2
dE1E3
(dE2E3)/2
(dE1E2)/2
Switch Point
Range (at
Switching
Feature)
Speed
Direction A
Direction B
BCHSEP
100
75
50
25
0
Non-Switching
feature; requires
BCHSEP > 0
Switching feature;
signal separation
conditions apply
Non-Switching
feature; requires
BCHSEP > 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com