công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF634L-TN3-R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UF634L-TN3-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADVANCED POWER MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UF634L-TN3-R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  UF634L-TN3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
UF634-HC
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 9
www.unisonic.com.tw
QW-R502-B85.D
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
VDS
90%
10%
VGS
tD(ON)
tR
tD(OFF)
tF
Switching Test Circuit
Switching Waveforms
10V
Charge
QGS
QGD
QG
VGS
Gate Charge Test Circuit
Gate Charge Waveform
VDD
tp
Time
BVDSS
IAS
ID(t)
VDS(t)
Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Unclamped Inductive Switching Waveforms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com