công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF634L-TN3-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UF634L-TN3-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADVANCED POWER MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UF634L-TN3-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  UF634L-TN3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies UF634L-TN3-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
UF634-HC
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 9
www.unisonic.com.tw
QW-R502-B85.D
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Gate-to-Source Voltage
VGS
±30
V
Drain-to-Source Voltage
VDSS
250
V
Continuous Drain Current
ID
8.1
A
Drain Current-Pulsed (Note 2)
IDM
32.4
A
Single Pulsed Avalanche Energy (Note 3)
EAS
217
mJ
Power Dissipation
TO-220
PD
70
W
TO-220F
38
W
TO-252
50
W
SOP-8
5
W
Operating Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55 ~ +150
°C
Notes: 1. Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
2. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
3. L=30mH, IAS=3.8A, VDD=50V, RG=27Ω, Starting TJ =25°C
THERMAL DATA
PARAMETER
SYMBOL
RATING
UNIT
Junction to Ambient
TO-220
TO-220F
θJA
62.5
°C/W
TO-252
110
°C/W
SOP-8
90
°C/W
Junction to Case
TO-220
θJC
1.01
°C/W
TO-220F
3.2
°C/W
TO-252
2.5 (Note)
°C/W
SOP-8
24 (Note)
°C/W
Note: Device mounted on FR-4 substrate PC board, 2oz copper, with 1inch square copper plate.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com