công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PB0263 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện PB0263
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pyroelectric Sensor Product Specification
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

PB0263 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Zilog, Inc.

  PB0263 Datasheet HTML 1Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 2Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 3Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 4Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 5Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 6Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 7Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 8Page - Zilog, Inc. PB0263 Datasheet HTML 9Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
ZSBG323671 Pyroelectric Sensor
Specification
____________________________________________________________________________
PS040601-0122
Page 1
Overview
Zilog’s Passive Infrared (PIR) sensors are designed to deliver high performance and
excellent EMI immunity for the most demanding motion detection applications.
The ZBG323671 PIR sensor is used in combination with a PIR lens and consists of two
sensing elements behind a spectral filter window tuned to 8-13um wavelength to help block
out unwanted IR energy sources.
Features
• Dual-element balanced differential (series opposed) PIR sensor
• High PSRR
• Built in EMI compensation
• Elements are 1.0mm x 2.3mm spaced 1.0mm apart
• Standard metal TO-5 package
• Recommended operating voltage range of 3V to 10V
• Operating temperature range of -40C to +70C
Applications
• Security Motion Detector
• Video Doorbell
• IP Camera
• Wall mount lighting/HVAC Control
Ordering Information
Part Number
Description
ZSBG323671
Dual-Element Pyroelectric Sensor



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com