công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAA5290ZP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SAA5290ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  One page Economy Teletext/TV microcontroller
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SAA5290ZP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button SAA5290ZP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SAA5290ZP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 33 page
background image
February 1995
9
Philips Semiconductors
Preliminary specification
One page Economy Teletext/TV
microcontroller
SAA5290
Digital outputs
R, G AND B (note 1)
VOL
LOW level output voltage
IOL = 2 mA
0
−
0.2
V
VOH
HIGH level output voltage
IOH = −2mA
VRGBREF
− 0.3
VRGBREF
VRGBREF
+ 0.4
V
|ZO|
output impedance
−−
150
Ω
CL
load capacitance
−−
50
pF
IO
DC output current
−−
−4mA
tr
output rise time
between 10% and 90%;
CL =50pF
−−
20
ns
tf
output fall time
between 90% and 10%;
CL =50pF
−−
20
ns
COR (OPEN-DRAIN OUTPUT)
VOH
HIGH level pull-up output
voltage
−−
VDD
V
VOL
LOW level output voltage
IOL = 2 mA
0
−
0.5
V
IOL
LOW level output current
−−
2mA
CL
load capacitance
−−
25
pF
VDS
VOL
LOW level output voltage
IOL = 1.6 mA
0
−
0.2
V
VOH
HIGH level output voltage
IOH = −1.6 mA
VDD − 0.3
−
VDD + 0.4
V
CL
load capacitance
−−
50
pF
tr
output rise time
between 10% and 90%;
CL =50pF
−−
20
ns
tf
output fall time
between 90% and 10%;
CL =50pF
−−
20
ns
R, G, B AND VDS
tskew
skew delay between any two
pins
−−
20
ns
FRAME
VOH
HIGH level output voltage
IOL = 8 mA
0
−
0.5
V
VOL
LOW level output voltage
IOL = −8mA
VDD − 0.5
−
VDD
V
IOL
LOW level output current
−8
−
+8
mA
CL
load capacitance
−−
100
pF
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com