| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XRT83SL314 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XRT83SL314 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Exar Corporation |
|
82 / 83 page ![]() XRT83SL314 xr REV. 1.0.1 14-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT 79 ORDERING INFORMATION PACKAGE DIMENSIONS (DIE DOWN) PRODUCT NUMBER PACKAGE OPERATING TEMPERATURE RANGE XRT83SL314IB 304 LEAD TBGA -400C to +850C SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.051 0.067 1.30 1.70 A1 0.018 0.028 0.45 0.70 A2 0.031 0.071 0.80 1.80 P 0.004 0.012 0.10 0.30 D 1.213 1.228 30.80 31.20 D1 1.100 BSC 27.94 BSC b 0.024 0.035 0.60 0.90 e 0.050 BSC 1.27 BSC INCHES MILLIMETERS Note: The control dimension is in millimeter. P D D1 D D1 A1 Feature/Mark 1 A (A1 corner feature is mfger option) A1 A SEATING PLANE AC E C J L N G R U W AA B D F H K M P T V Y AB 23 3 5 7 9 11 15 17 13 19 21 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 e b A2 |