công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAA3010 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SAA3010
Giải thích chi tiết về linh kiện  Infrared remote control transmitter RC-5
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SAA3010 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button SAA3010 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SAA3010 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
June 1989
13
Philips Semiconductors
Product specification
Infrared remote control transmitter RC-5
SAA3010
LIMITING VALUES
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134)
Note
1. VDD+0.5 V must not exceed 9.0 V.
HANDLING
Inputs and outputs are protected against electrostatic charge in normal handling, however, to be totally safe it is desirable
to take normal precautions appropriate to handling MOS devices (see “Handling MOS Devices”).
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
MAX.
UNIT
Supply voltage range
VDD
−0.5
8.5
V
Input voltage range (note 1)
VI
−0.5
VDD+0.5
V
Output voltage range (note 1)
VO
−0.5
VDD+0.5
V
Input current
II
−±10
mA
Output current
IO
−±10
mA
Maximum power dissipation
OSC output
PO
50
mW
other outputs
PO
100
mW
Total power dissipation
Ptot
200
mW
Operating ambient temperature range
Tamb
−25
+85
°C
Storage temperature range
Tstg
−55
+150
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com