công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NCE40ED65VT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện NCE40ED65VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V 40A Trench FS Gen.7 IGBT
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

NCE40ED65VT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

  NCE40ED65VT Datasheet HTML 1Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 2Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 3Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 4Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 5Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 6Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 7Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 8Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE40ED65VT Datasheet HTML 9Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Wuxi NCE Power Co., Ltd
Page
preview
7
NCE40ED65VT
http://www.ncepower.com
TO-247-3L(E) Package Information
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.90
5.10
0.19
0.20
A1
2.31
2.51
0.09
0.10
A2
1.90
2.10
0.07
0.08
b
1.16
1.26
0.05
0.06
b1
1.96
2.06
0.08
0.09
b2
2.96
3.06
0.12
0.13
b3
--
2.25
--
0.09
b4
--
3.25
--
0.13
c
0.59
0.66
0.02
0.03
D
20.90
21.10
0.82
0.83
D1
16.25
16.85
0.64
0.66
D2
1.05
1.35
0.04
0.05
E
15.70
15.90
0.62
0.63
E1
13.10
13.50
0.52
0.53
E2
4.40
4.60
0.17
0.18
E3
2.40
2.60
0.09
0.10
e
5.436 BSC
0.214 BSC
L
19.80
20.10
0.78
0.79
L1
--
4.30
--
0.17
M
0.35
0.95
0.01
0.04
P
3.40
3.60
0.13
0.14
P1
7.00
7.40
0.28
0.29
P2
2.40
2.60
0.09
0.10
Q
5.60
6.00
0.22
0.24
S
6.05
6.25
0.24
0.25
T
9.80
10.20
0.39
0.40
U
6.00
6.40
0.24
0.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com