công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TUMD bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TUMD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TUMD bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TUMD Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
58
Freescale Semiconductor
CPM Electrical Characteristics
Figure 57. HDLC Bus Timing Diagram
11.8 Ethernet Electrical Specifications
Table 22 provides the Ethernet timings as shown in Figure 58 through Figure 62.
Table 22. Ethernet Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
120
CLSN width high
40
—
ns
121
RCLK1 rise/fall time
—
15
ns
122
RCLK1 width low
40
—
ns
123
RCLK1 clock period 1
80
120
ns
124
RXD1 setup time
20
—
ns
125
RXD1 hold time
5
—
ns
126
RENA active delay (from RCLK1 rising edge of the last data bit)
10
—
ns
127
RENA width low
100
—
ns
128
TCLK1 rise/fall time
—
15
ns
129
TCLK1 width low
40
—
ns
130
TCLK1 clock period1
99
101
ns
131
TXD1 active delay (from TCLK1 rising edge)
10
50
ns
132
TXD1 inactive delay (from TCLK1 rising edge)
10
50
ns
133
TENA active delay (from TCLK1 rising edge)
10
50
ns
TCLK1
CTS1
(Echo Input)
102
100
104
TxD1
(Output)
102
101
RTS1
(Output)
103
104
107
105



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com