công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TUMD bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TUMD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TUMD bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TUMD Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 49Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 50Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 51Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUMD Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
50
Freescale Semiconductor
CPM Electrical Characteristics
75
L1RSYNC, L1TSYNC rise/fall time
—
15.00
ns
76
L1RXD valid to L1CLK edge (L1RXD setup time)
17.00
—
ns
77
L1CLK edge to L1RXD invalid (L1RXD hold time)
13.00
—
ns
78
L1CLK edge to L1ST(1–4) valid 4
10.00
45.00
ns
78A
L1SYNC valid to L1ST(1–4) valid
10.00
45.00
ns
79
L1CLK edge to L1ST(1–4) invalid
10.00
45.00
ns
80
L1CLK edge to L1TXD valid
10.00
55.00
ns
80A
L1TSYNC valid to L1TXD valid 4
10.00
55.00
ns
81
L1CLK edge to L1TXD high impedance
0.00
42.00
ns
82
L1RCLK, L1TCLK frequency (DSC =1)
—
16.00 or
SYNCCLK/2
MHz
83
L1RCLK, L1TCLK width low (DSC =1)
P + 10
—
ns
83a
L1RCLK, L1TCLK width high (DSC = 1)3
P + 10
—
ns
84
L1CLK edge to L1CLKO valid (DSC = 1)
—
30.00
ns
85
L1RQ valid before falling edge of L1TSYNC4
1.00
—
L1TCL
K
86
L1GR setup time2
42.00
—
ns
87
L1GR hold time
42.00
—
ns
88
L1CLK edge to L1SYNC valid (FSD = 00) CNT = 0000, BYT = 0,
DSC = 0)
—
0.00
ns
1
The ratio SYNCCLK/L1RCLK must be greater than 2.5/1.
2
These specs are valid for IDL mode only.
3
Where P = 1/CLKOUT. Thus, for a 25-MHz CLKO1 rate, P = 40 ns.
4
These strobes and TxD on the first bit of the frame become valid after L1CLK edge or L1SYNC, whichever comes
later.
Table 19. SI Timing (continued)
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com