công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSC034N03 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện BSC034N03
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

BSC034N03 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  BSC034N03 Datasheet HTML 1Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED BSC034N03 Datasheet HTML 2Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED BSC034N03 Datasheet HTML 3Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED BSC034N03 Datasheet HTML 4Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
BSC034N03
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
30
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
75
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
45
A
IDM
Pulsed Drain Current2
160
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
144.7
mJ
IAS
Avalanche Current
53.8
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation4
50
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
Thermal Resistance Junction-Ambient
RθJA
1
---
℃
50
/W
Thermal Resistance Junction-Case
RθJC
1
---
℃
2.5
/W
BVDSS
RDSON
ID
30V
3.8
mΩ
75A
 Advanced Trench MOS Technology
 Low Gate Charge
 Low RDS(ON)
 100% EAS Guaranteed
Power Management in Desktop Computer or
DC/DC Converters.
Isolated DC/DC Converters in Telecom and
Industrial.
Green Device Available
Applications
Absolute Maximum Ratings
Thermal Data
PRPAK5X6 Pin Configuration
Product Summary
Features
Rev:2023A2
1


Số phần tương tự - BSC034N03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BSC034N03LSG INFINEON-BSC034N03LSG Datasheet
390Kb / 10P
OptiMOS?? Power-MOSFET
Rev. 1.2 2009-10-22
More results

Mô tả tương tự - BSC034N03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ShenZhen XinDeYi Electr...
UD3006 XINDEYI-UD3006 Datasheet
686Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
UD3010 XINDEYI-UD3010 Datasheet
716Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN3530NL KODENSHI-SNN3530NL Datasheet
511Kb / 8P
N-ch 30V Fast Switching MOSFETs
logo
uPI Group Inc.
QM3010D UPI-QM3010D Datasheet
236Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3004M3 UPI-QM3004M3 Datasheet
219Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3006D UPI-QM3006D Datasheet
230Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3006S UPI-QM3006S Datasheet
303Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3014M3 UPI-QM3014M3 Datasheet
222Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3016M6 UPI-QM3016M6 Datasheet
184Kb / 4P
N-ch 30V Fast Switching MOSFETs
QM3018D UPI-QM3018D Datasheet
222Kb / 4P
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com