công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3KP40C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện 3KP40C
Giải thích chi tiết về linh kiện  3000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

3KP40C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Won-Top Electronics

  3KP40C Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics 3KP40C Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics 3KP40C Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics 3KP40C Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics 3KP40C Datasheet HTML 5Page - Won-Top Electronics 3KP40C Datasheet HTML 6Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
© Won-Top Electronics Co., Ltd.
www.wontop.com
Revision: September, 2012
5
MARKING INFORMATION
TAPING SPECIFICATIONS
PACKAGING INFORMATION
Packaging
Reel Diameter /
Box Size (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
(mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
TAPE & REEL
330
800
370 x 370 x 420
4,000
12.0
BULK
210 x 85 x 50
250
500 x 255 x 275
7,000
17.0
3KP SERIES
WON-TOP ELECTRONICS
®
3KPxx
0.8mm
MAX
10mm
1.2mm
MAX
0.8mm
MAX
6mm
52.4mm
Cathode Tape: Red
Anode Tape: White
Cathode
= Polarity Band Except
= Bi-Directional Types
3KPxx
= Device Number
Note:
1. Paper reel, white or gray color. Core material: plastic or metal.
2. Components are packed in accordance with EIA standard RS-296-E.
TAPE & REEL
330mm
Product ID Label
80±5mm
BULK
210mm
85mm
50mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com