| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM65567AF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM65567AF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
8 / 93 page ![]() Preliminary EM65567 66 COM/ 96 SEG 256 Color STN LCD Driver * This specification is subject to be changed without notice. 2003/1/9 (V0.1) 8 Pin NO Pad Name Coordinate (X,Y) Pin NO Pad Name Coordinate (X,Y) 101 D9 136.7 ,-765.0 151 VEE 3849.0 ,-765.0 102 D9 206.7 ,-765.0 152 VREG 3919.0 ,-765.0 103 D10 276.7 ,-765.0 153 VREG 3989.0 ,-765.0 104 D10 346.7 ,-765.0 154 VREG 4059.0 ,-765.0 105 D11 416.7 ,-765.0 155 VREG 4129.0 ,-765.0 106 D11 486.7 ,-765.0 156 VREG 4199.0 ,-765.0 107 D12 556.7 ,-765.0 157 VOUT 4481.3 ,-765.0 108 D12 626.7 ,-765.0 158 VOUT 4551.3 ,-765.0 109 D13 696.7 ,-765.0 159 VOUT 4621.3 ,-765.0 110 D13 766.7 ,-765.0 160 VOUT 4691.3 ,-765.0 111 D14 836.7 ,-765.0 161 VOUT 4761.3 ,-765.0 112 D14 906.7 ,-765.0 162 CAP1- 4831.3 ,-765.0 113 D15 976.7 ,-765.0 163 CAP1- 4901.3 ,-765.0 114 D15 1046.7 ,-765.0 164 CAP1- 4971.3 ,-765.0 115 LP 1116.7 ,-765.0 165 CAP1- 5041.3 ,-765.0 116 LP 1186.7 ,-765.0 166 CAP1- 5111.3 ,-765.0 117 FLM 1469.0 ,-765.0 167 CAP1+ 5181.3 ,-765.0 118 FLM 1539.0 ,-765.0 168 CAP1+ 5251.3 ,-765.0 119 M 1609.0 ,-765.0 169 CAP1+ 5321.3 ,-765.0 120 M 1679.0 ,-765.0 170 CAP1+ 5391.3 ,-765.0 121 CLK 1749.0 ,-765.0 171 CAP1+ 5461.3 ,-765.0 122 CLK 1819.0 ,-765.0 172 CAP2- 5531.3 ,-765.0 123 VSS 1889.0 ,-765.0 173 CAP2- 5601.3 ,-765.0 124 VSS 1959.0 ,-765.0 174 CAP2- 5671.3 ,-765.0 125 VSS 2029.0 ,-765.0 175 CAP2- 5741.3 ,-765.0 126 VSS 2099.0 ,-765.0 176 CAP2- 5811.3 ,-765.0 127 VSS 2169.0 ,-765.0 177 CAP2+ 5881.3 ,-765.0 128 CK 2239.0 ,-765.0 178 CAP2+ 5951.3 ,-765.0 129 CK 2309.0 ,-765.0 179 CAP2+ 6021.3 ,-765.0 130 CKS 2379.0 ,-765.0 180 CAP2+ 6091.3 ,-765.0 131 CKS 2449.0 ,-765.0 181 CAP2+ 6161.3 ,-765.0 132 VDD 2519.0 ,-765.0 182 CAP3- 6231.3 ,-765.0 133 VDD 2589.0 ,-765.0 183 CAP3- 6301.3 ,-765.0 134 VDD 2659.0 ,-765.0 184 CAP3- 6371.3 ,-765.0 135 VDD 2729.0 ,-765.0 185 CAP3- 6441.3 ,-765.0 136 VDD 2799.0 ,-765.0 186 CAP3- 6511.3 ,-765.0 137 DUMMY 2869.0 ,-765.0 187 CAP3+ 6581.3 ,-765.0 138 DUMMY 2939.0 ,-765.0 188 CAP3+ 6651.3 ,-765.0 139 DUMMY 3009.0 ,-765.0 189 CAP3+ 6721.3 ,-765.0 140 DUMMY 3079.0 ,-765.0 190 CAP3+ 6791.3 ,-765.0 141 DUMMY 3149.0 ,-765.0 191 CAP3+ 6861.3 ,-765.0 142 VREF 3219.0 ,-765.0 192 SCOM 6931.3 ,-765.0 143 VREF 3289.0 ,-765.0 193 DUMMY 7001.3 ,-765.0 144 VREF 3359.0 ,-765.0 194 DUMMY 7071.3 ,-765.0 145 VREF 3429.0 ,-765.0 195 DUMMY 7141.3 ,-765.0 146 VREF 3499.0 ,-765.0 196 DUMMY 7211.3 ,-765.0 147 VEE 3569.0 ,-765.0 197 DUMMY 7293.3 ,-765.0 148 VEE 3639.0 ,-765.0 198 COM31 7605.0 ,-726.0 149 VEE 3709.0 ,-765.0 199 COM30 7605.0 ,-670.0 150 VEE 3779.0 ,-765.0 200 COM29 7605.0 ,-620.0 |