| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM65567AF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM65567AF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
7 / 93 page ![]() Preliminary EM65567 66 COM/ 96 SEG 256 Color STN LCD Driver * This specification is subject to be changed without notice. 2003/1/9 (V0.1) 7 PAD Coordinates Table Pin NO Pad Name Coordinate (X,Y) Pin NO Pad Name Coordinate (X,Y) 1 DUMMY -7299.9 ,-765.0 51 CSB -3575.6 ,-765.0 2 DUMMY -7217.9 ,-765.0 52 CSB -3505.6 ,-765.0 3 DUMMY -7147.9 ,-765.0 53 RS -3435.6 ,-765.0 4 DUMMY -7077.9 ,-765.0 54 RS -3365.6 ,-765.0 5 DUMMY -7007.9 ,-765.0 55 VSS -3295.6 ,-765.0 6 SSEG -6937.9 ,-765.0 56 VSS -3225.6 ,-765.0 7 V0 -6867.9 ,-765.0 57 VSS -3155.6 ,-765.0 8 V0 -6797.9 ,-765.0 58 VSS -3085.6 ,-765.0 9 V0 -6727.9 ,-765.0 59 M/S -3015.6 ,-765.0 10 V0 -6657.9 ,-765.0 60 M/S -2945.6 ,-765.0 11 V0 -6587.9 ,-765.0 61 VDD -2875.6 ,-765.0 12 V1 -6517.9 ,-765.0 62 VDD -2805.6 ,-765.0 13 V1 -6447.9 ,-765.0 63 VDD -2735.6 ,-765.0 14 V1 -6377.9 ,-765.0 64 VDD -2665.6 ,-765.0 15 V1 -6307.9 ,-765.0 65 P/S -2595.6 ,-765.0 16 V1 -6237.9 ,-765.0 66 P/S -2525.6 ,-765.0 17 V2 -6167.9 ,-765.0 67 M86 -2455.6 ,-765.0 18 V2 -6097.9 ,-765.0 68 M86 -2385.6 ,-765.0 19 V2 -6027.9 ,-765.0 69 VSS -2315.6 ,-765.0 20 V2 -5957.9 ,-765.0 70 VSS -2245.6 ,-765.0 21 V2 -5887.9 ,-765.0 71 VSS -2175.6 ,-765.0 22 V3 -5817.9 ,-765.0 72 VSS -2105.6 ,-765.0 23 V3 -5747.9 ,-765.0 73 VSS -2035.6 ,-765.0 24 V3 -5677.9 ,-765.0 74 WRB -1965.6 ,-765.0 25 V3 -5607.9 ,-765.0 75 WRB -1895.6 ,-765.0 26 V3 -5537.9 ,-765.0 76 RDB -1825.6 ,-765.0 27 V4 -5467.9 ,-765.0 77 RDB -1755.6 ,-765.0 28 V4 -5397.9 ,-765.0 78 VDD -1473.3 ,-765.0 29 V4 -5327.9 ,-765.0 79 VDD -1403.3 ,-765.0 30 V4 -5257.9 ,-765.0 80 VDD -1333.3 ,-765.0 31 V4 -5187.9 ,-765.0 81 VDD -1263.3 ,-765.0 32 VSSH -5117.9 ,-765.0 82 VDD -1193.3 ,-765.0 33 VSSH -5047.9 ,-765.0 83 D0 -1123.3 ,-765.0 34 VSSH -4977.9 ,-765.0 84 D0 -1053.3 ,-765.0 35 VSSH -4907.9 ,-765.0 85 D1 -983.3 ,-765.0 36 VSSH -4837.9 ,-765.0 86 D1 -913.3 ,-765.0 37 DUMMY -4767.9 ,-765.0 87 D2 -843.3 ,-765.0 38 DUMMY -4485.6 ,-765.0 88 D2 -773.3 ,-765.0 39 DUMMY -4415.6 ,-765.0 89 D3 -703.3 ,-765.0 40 DUMMY -4345.6 ,-765.0 90 D3 -633.3 ,-765.0 41 DUMMY -4275.6 ,-765.0 91 D4 -563.3 ,-765.0 42 VSSL -4205.6 ,-765.0 92 D4 -493.3 ,-765.0 43 VSSL -4135.6 ,-765.0 93 D5 -423.3 ,-765.0 44 VSSL -4065.6 ,-765.0 94 D5 -353.3 ,-765.0 45 VSSL -3995.6 ,-765.0 95 D6 -283.3 ,-765.0 46 VSSL -3925.6 ,-765.0 96 D6 -213.3 ,-765.0 47 TEST -3855.6 ,-765.0 97 D7 -143.3 ,-765.0 48 TEST -3785.6 ,-765.0 98 D7 -73.3 ,-765.0 49 RESB -3715.6 ,-765.0 99 D8 -3.3 ,-765.0 50 RESB -3645.6 ,-765.0 100 D8 66.7 ,-765.0 |