công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD8P10TM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

tên linh kiện FQD8P10TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Trang chủ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

FQD8P10TM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

  FQD8P10TM Datasheet HTML 1Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED FQD8P10TM Datasheet HTML 2Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED FQD8P10TM Datasheet HTML 3Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED FQD8P10TM Datasheet HTML 4Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Parameter
Limit
Symbol
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
-100
V
Gate-Source Voltage
VGS
±20
V
Drain Current-Continuous
ID
-13
A
Drain Current-Continuous(TC=100℃)
ID (100℃)
-9.2
A
Pulsed Drain Current
IDM
-52
A
Maximum Power Dissipation
PD
40
W
Derating factor
0.27
W/℃
Single pulse avalanche energy
(Note 5)
AS
E
110
mJ
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ,TSTG
-55 To 175
℃
Thermal Characteristic
Thermal Resistance,Junction-to-Case
(Note 2)
RθJc
3.75
℃
/W
P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
Features
 VDS=
-100V, ID= -13A
RDS(ON) <
180mΩ @ VGS = -10V
RDS(ON) <
195mΩ @ VGS = -4.5V
●
Advanced Trench Technology
●
Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
●
Lead Free and Green Available
100% UIS TESTED!
100% ΔVds TESTED!
General Features
www.bychip.cn
Pin Assignment
Schematic Diagram
TO-252-2L Top View
FQD8P10TM
v1.0


Số phần tương tự - FQD8P10TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD8P10TM FAIRCHILD-FQD8P10TM Datasheet
645Kb / 7P
100V P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQD8P10TM-F085 ONSEMI-FQD8P10TM-F085 Datasheet
792Kb / 8P
100V P-Channel MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
FQD8P10TM_F085 LEIDITECH-FQD8P10TM_F085 Datasheet
1Mb / 5P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results

Mô tả tương tự - FQD8P10TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2301 GTM-G2301 Datasheet
391Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2303 GTM-G2303 Datasheet
393Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com