công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M29F800DB55M1F bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M29F800DB55M1F
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 Mbit (1Mb x8 or 512Kb x16, Boot Block) 5V Supply Flash Memory
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M29F800DB55M1F bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button M29F800DB55M1F Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M29F800DB55M1F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 53 page
background image
Command Interface
M29F800DT
20/53
Table 4.
Commands, 16-bit mode, BYTE = VIH
(1)
Command
Bus Write operations
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data
Read/Reset
1X
F0
3555
AA
2AA
55
X
F0
Auto Select
3
555
AA
2AA
55
555
90
Program
4
555
AA
2AA
55
555
A0
PA
PD
Unlock Bypass
3
555
AA
2AA
55
555
20
Unlock Bypass Program
2
X
A0
PA
PD
Unlock Bypass Reset
2
X
90
X
00
Chip Erase
6
555
AA
2AA
55
555
80
555
AA
2AA
55
555
10
Block Erase
6+
555
AA
2AA
55
555
80
555
AA
2AA
55
BA
30
Erase Suspend
1
X
B0
Erase Resume
1
X
30
Read CFI Query
1
55
98
1.
X Don’t Care, PA Program Address, PD Program Data, BA Any address in the Block. All values in the table are in
hexadecimal. The Command Interface only uses A–1, A0-A10 and DQ0-DQ7 to verify the commands; A11-A18, DQ8-
DQ14 and DQ15 are Don’t Care. DQ15A–1 is A–1 when BYTE is VIL or DQ15 when BYTE is VIH.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com