công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADMFM2000 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADMFM2000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 0.5 GHz to 32 GHz, Microwave Downconverter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMFM2000 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Analog Devices

Back Button ADMFM2000 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADMFM2000 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 28 page
background image
Data Sheet
ADMFM2000
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. 0 | 18 of 28
Figure 51. Input IP3 vs. Frequency for Various Supply Voltages, POUT per
Tone = 5 dBm at 1 MHz Tone Spacing
Figure 52. Input IP2 vs. Frequency for Various Temperatures, POUT per Tone
= 5 dBm at 11 MHz Tone Spacing
Figure 53. Input IP2 vs. Frequency for Various Supply Voltages, POUT per
Tone = 5 dBm at 11 MHz Tone Spacing
Figure 54. HD2 vs. Frequency, POUT = 5 dBm
Figure 55. HD3 vs. Frequency, POUT = 5 dBm
Figure 56. IF Channel to Channel Isolation vs. Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com