công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431BQLPM bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431BQLPM
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431BQLPM bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments

Back Button TL431BQLPM Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 78 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
6.6
6.2
1.2 MAX
6X 0.65
8X 0.30
0.19
2X
1.95
0.15
0.05
(0.15) TYP
0 - 8
0.25
GAGE PLANE
0.75
0.50
A
NOTE 3
3.1
2.9
B
NOTE 4
4.5
4.3
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.
1
8
0.1
C A
B
5
4
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com