công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431BQLPM bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431BQLPM
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431BQLPM bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Texas Instruments

Back Button TL431BQLPM Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TL431BQLPM Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 78 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
8X (.061 )
[1.55]
8X (.024)
[0.6]
6X (.050 )
[1.27]
(.213)
[5.4]
(R.002 ) TYP
[0.05]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X
SYMM
SYMM
1
4
5
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com