công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P4SMF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện P4SMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

P4SMF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  P4SMF Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD P4SMF Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD P4SMF Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD P4SMF Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD P4SMF Datasheet HTML 5Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Technical Data
Data Sheet N2271, Rev. D
China - Germany - Korea - Singapore - United States 
http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
P4SMF Series
Electrical Characteristics @TA=25°C unless otherwise specified
Part Number
(Unidirectiona
l)
Part Number
(Bidirectional)
Device
Marking
Nom.
Stand-off
Voltage
Vwm
(V)
Breakdown
Voltage
VBR@ IT
(V)
Test
Current
IT
(mA)
Max. Clamping
Voltage
Vc(10/1000μs)
@ IPP
(V)
Peak Pulse
Current Ipp
@10/1000μs
Waveform
(A)
Max. Reverse
Leakage
Current
IR @ Vwm
(A)
UNI
BI
Min.
Max.
P4SMF5.0A
P4SMF5.0CA
KE
KEC
5
6.40
7.00
10
9.2
40.1
800
P4SMF6.0A
P4SMF6.0CA
AG
AGC
6
6.67
7.37
10
10.3
35.9
800
P4SMF6.5A
P4SMF6.5CA
AK
AKC
6.5
7.22
7.98
10
11.2
33.1
500
P4SMF7.0A
P4SMF7.0CA
KM
KMC
7
7.78
8.6
10
12
30.9
200
P4SMF7.5A
P4SMF7.5CA
KP
KPC
7.5
8.33
9.21
1
12.9
28.7
100
P4SMF8.0A
P4SMF8.0CA
KR
KRC
8
8.99
9.83
1
13.6
27.2
50
P4SMF8.5A
P4SMF8.5CA
KT
KTC
8.5
9.44
10.4
1
14.4
25.7
20
P4SMF9.0A
P4SMF9.0CA
KV
KVC
9
10
11.1
1
15.4
26.4
5
P4SMF10A
P4SMF10CA
KX
KXC
10
11.1
12.3
1
17
23.5
5
P4SMF11A
P4SMF11CA
KZ
KZC
11
12.2
13.5
1
18.2
22
1
P4SMF12A
P4SMF12CA
BE
BEC
12
13.3
14.7
1
19.9
20.1
1
P4SMF13A
P4SMF13CA
BG
BGC
13
14.4
15.9
1
21.5
18.6
1
P4SMF14A
P4SMF14CA
IK
IKC
14
15.6
17.2
1
23.2
17.2
1
P4SMF15A
P4SMF15CA
BM
BMC
15
16.7
18.5
1
24.4
16.4
1
P4SMF16A
P4SMF16CA
LP
LPC
16
17.8
19.7
1
26
15.4
1
P4SMF17A
P4SMF17CA
LR
LRC
17
18.9
20.9
1
27.6
14.5
1
P4SMF18A
P4SMF18CA
BT
BTC
18
20.0
22.1
1
29.2
13.7
1
P4SMF20A
P4SMF20CA
LV
LVC
20
22.2
24.5
1
32.4
12.3
1
P4SMF22A
P4SMF22CA
LX
LXC
22
24.4
26.9
1
35.5
11.3
1
P4SMF24A
P4SMF24CA
BZ
BZC
24
26.7
29.5
1
38.9
10.3
1
P4SMF26A
P4SMF26CA
ME
MEC
26
28.9
31.9
1
42.1
9.5
1
P4SMF28A
P4SMF28CA
CG
CGC
28
31.1
34.4
1
45.4
8.8
1
P4SMF30A
P4SMF30CA
CK
CKC
30
33.3
36.8
1
48.4
8.3
1
P4SMF33A
P4SMF33CA
MM
MMC
33
36.7
40.6
1
53.3
7.5
1
P4SMF36A
P4SMF36CA
CP
CPC
36
40.0
36.8
1
58.1
6.9
1
P4SMF40A
P4SMF40CA
MR
MRC
40
44.4
49.1
1
64.5
6.2
1
P4SMF43A
P4SMF43CA
MT
MTC
43
47.8
52.8
1
69.4
5.8
1
P4SMF45A
P4SMF45CA
MV
MVC
45
50
55.3
1
72.7
5.5
1
P4SMF48A
P4SMF48CA
MX
MXC
48
53.3
58.9
1
77.4
5.2
1
P4SMF51A
P4SMF51CA
MZ
MZC
51
56.7
62.7
1
82.4
4.9
1
P4SMF54A
P4SMF54CA
NE
NEC
54
60
66.3
1
87.1
4.6
1
P4SMF58A
P4SMF58CA
NG
NGC
58
64.4
71.2
1
93.6
4.3
1
P4SMF60A
P4SMF60CA
NK
NKC
60
66.7
73.7
1
96.8
4.1
1
P4SMF64A
P4SMF64CA
NM
NMC
64
71.1
78.6
1
103
3.9
1
P4SMF70A
P4SMF70CA
NP
NPC
70
77.8
86
1
113
3.5
1
P4SMF75A
P4SMF75CA
NR
NRC
75
83.3
92.1
1
121
3.3
1
P4SMF78A
P4SMF78CA
NT
NTC
78
86.7
95.8
1
126
3.2
1
P4SMF85A
P4SMF85CA
NV
NVC
85
94.4
104
1
137
2.9
1
P4SMF90A
P4SMF90CA
NX
NXC
90
100
111
1
146
1.4
1
P4SMF100A P4SMF100CA
NZ
NZC
100
111
123
1
162
1.2
1
P4SMF110A P4SMF110CA
OE
OEC
110
122
135
1
177
1.1
1
P4SMF120A P4SMF120CA
OG
OGC
120
133
147
1
193
1
1
P4SMF130A P4SMF130CA
OK
OKC
130
144
159
1
209
1
1
P4SMF150A P4SMF150CA
OM
OMC
150
167
185
1
243
0.8
1



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com