công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCS35303-2 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện TCS35303-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Embedded, True Color Ambient Light Sensor with Selective Flicker Detection
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

TCS35303-2 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - OSRAM GmbH

Back Button TCS35303-2 Datasheet HTML 94Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 95Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 96Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 97Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 98Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 99Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 100Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 101Page - OSRAM GmbH TCS35303-2 Datasheet HTML 102Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 106 page
background image
Datasheet, Public
Page 97
[v3-00] 2023-Jun-23
Document Feedback
TCS3530 − Soldering & Storage Information
Floor Life
The module has been assigned a moisture sensitivity level of
MSL 3. As a result, the floor life of devices removed from the
moisture barrier bag is 168 hours from the time the bag was
opened, provided that the devices are stored under the
following conditions:
• Floor Life: 168 hours
• Ambient Temperature: <30°C
• Relative Humidity: <60%
If the floor life or the temperature/humidity conditions have
been exceeded, the devices must be rebaked prior to solder
reflow or dry packing.
Rebaking Instructions
When the shelf life or floor life limits have been exceeded,
rebake at 50°C for 12 hours.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com