| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS7225 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS7225 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 76 page ![]() Document Feedback AS7225 Pin Assignment Datasheet • PUBLIC DS000496 • v2-00 • 2019-Jun-28 75 │ 7 3 Pin Assignment 3.1 Pin Diagram Figure 3: Pin Diagram for AS7225 (Top View) AS7225 Top View 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 20 19 18 17 16 6 7 8 9 10 NC RESN SCK MOSI MISO MODE VDD2 INT TX/ SDA_S RX/ SCL_S 3.2 Pin Description Figure 4: Pin Description of AS7225 Pin Number Pin Name Pin Type (1) Description 1 NC - Not connected 2 RESN DI Reset pin, active low 3 SCK DI SPI serial clock 4 MOSI DO SPI MOSI |