| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF8558 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF8558 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - NXP Semiconductors |
|
19 / 24 page ![]() 1998 Apr 07 19 Philips Semiconductors Objective specification Universal LCD driver for small graphic panels PCF8558 BONDING PAD LOCATIONS Fig.16 Bonding pad locations. handbook, full pagewidth MGG568 R33 R40 C18 C95 VDD T3 VLCD VSS OSC SA0 T1 SDA T2 PCF8558 ~3.99 mm ~8.95 mm dummy 1 dummy 6 x y 0 0 |