công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125ADRG3 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC125ADRG3
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC125ADRG3 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 33 page
background image
8.3.2 Layout Example
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
1OE
1A
2OE
2A
2Y
GND
V
CC
4OE
4A
3OE
3A
3Y
GND
V
CC
4Y
1Y
0.1
F
Unused
inputs tied
to VCC
Bypass capacitor
placed close to the
device
Avoid 90°
corners for
signal lines
Recommend GND flood fill for
improved signal isolation, noise
reduction, and thermal dissipation
Unused
output left
floating
Figure 8-4. Example layout for the SN74LVC125A
SN74LVC125A
SCAS290R – JANUARY 2015 – REVISED FEBRUARY 2024
www.ti.com
12
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN74LVC125A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com