công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125ADRG3 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC125ADRG3
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC125ADRG3 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74LVC125ADRG3 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 33 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.
PACKAGE OUTLINE
4224636/A 11/2018
www.ti.com
WQFN - 0.8 mm max height
PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD
BQA0014A
A
0.08 C
0.1
C A B
0.05
C
B
SYMM
SYMM
2.6
2.4
3.1
2.9
PIN 1 INDEX AREA
0.8
0.7
0.05
0.00
SEATING PLANE
C
1.1
0.9
1.6
1.4
2X 0.5
2X
2
8X 0.5
14X 0.3
0.2
14X 0.5
0.3
(0.2) TYP
2
6
7
8
9
13
14
1
15
PIN 1 ID
(OPTIONAL)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com