công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCE84C487 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCE84C487
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers for digital auto-sync and VST TV controller applications
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCE84C487 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCE84C487 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 36 page
background image
1996 Feb 21
29
Philips Semiconductors
Objective specification
Microcontrollers for digital auto-sync and
VST TV controller applications
PCE84C486; PCE84C487
16 AC CHARACTERISTICS
DP13/PWM8 as PWM8 output
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
1.4
3.0
−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −1.4
−3.0
−
mA
DP11/ADC1 or DP12/ADC2 as derivative output ports
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
5.0
12.0
−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −3.0
−7.0
−
mA
TEST/EMU; RESET; INTN/T0; T1 and T3
VIL
LOW level input voltage
0
−
0.3VDD V
VIH
HIGH level input voltage
0.7VDD −
VDD
V
ILI
input leakage current
VSS < VI < VDD
−1.0
−
+1.0
µA
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
fxtal
Crystal oscillator frequency
VDD = 5 V; Tamb = −25 to +85 °C
Option 1: gm = 0.4 mS
1
−
6
MHz
Option 2: gm = 1.2 mS
4
−
10
MHz
fPXE
PXE resonator frequency
VDD = 5 V; Tamb = −25 to +85 °C
Option 2: gm = 1.2 mS
1
−
5
MHz
Cxtal1
external capacitance at XTAL1 (IN)
pin (PXE resonator)
VDD = 5 V; Tamb = −25 to +85 °C
−
30
100
pF
Cxtal2
external capacitance at XTAL2 (OUT)
pin (PXE resonator)
VDD = 5 V; Tamb = −25 to +85 °C
−
30
100
pF
tT3
minimum pulse width period at T3
input
rising or falling edge of T3
pulse < 30 ns
0.4
−−
µs
Analog-to-Digital (software) Converter
VAI
DP11/ADC1 or DP12/ADC2
comparator analog input voltage
VSS
−
VDD
V
VAE
conversion error range
−−
±1⁄2
LSB
TAFC
conversion time (from any change in
ADC input i.e. channel select, voltage
level or enable/disable)
−−
7
µs
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com