công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCE84C487 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCE84C487
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers for digital auto-sync and VST TV controller applications
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCE84C487 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCE84C487 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors PCE84C487 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 36 page
background image
1996 Feb 21
28
Philips Semiconductors
Objective specification
Microcontrollers for digital auto-sync and
VST TV controller applications
PCE84C486; PCE84C487
15 DC CHARACTERISTICS
VDD =5V ±10%;VSS =0V; Tamb = −25 to +85 °C; all voltages with respect to VSS; unless otherwise specified.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply
VDD
operating supply voltage
4.5
5.0
5.5
V
IDD
operating supply current
fxtal = 10 MHz; VDD =5V
−
510
mA
fxtal = 6 MHz; VDD =5V
−
3.5
7
mA
Stop; fxtal = 10 MHz
−
36
mA
Stop; fxtal = 6 MHz
−
1.5
4
mA
ILU
latch-up current for all pins
50
−−
mA
VPOR
Power-on-reset voltage level
0.7
1.3
1.9
V
Ports P0; P1; DP0; DP1 and DP2 inputs
VIL
LOW level input voltage
0
−
0.3VDD V
VIH
HIGH level input voltage
0.7VDD −
VDD
V
ILI
input leakage current
VSS < VI < VDD
−−
±10
µA
Port P0 outputs
VOL
LOW level output voltage
VDD =5V; IOL =10mA
−−
1.2
V
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −3.0
−7.0
−
mA
DP00/PWM0 to DP07/PWM7; DP24/PWM10 to DP27/PWM13 as derivative ports
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
5.0
12.0
−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −3.0
−7.0
−
mA
DP00/PWM0 to DP07/PWM7; DP24/PWM10 to DP27/PWM13 as PWM outputs
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
0.7
1.5
−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −0.7
−1.5
−
mA
P10 to P12 and P14 outputs
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
5.0
12.0
−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −3.0
−7.0
−
mA
DP20/SDA and DP21/SCL outputs
IOL
LOW level output sink current
VDD =5V; VOL = 0.4 V
3.0
−−
mA
IOH1
HIGH level pull-up output source current
VDD =5V; VO = 0.7VDD
−40
−100 −µA
VDD =5V; VO =VSS
−−140 −400
µA
IOH2
HIGH level push-pull output source current VDD =5V; VO =VDD − 0.4 V −3.0
−7.0
−
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com