công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W39V080FAQ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Winbond

tên linh kiện W39V080FAQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1M 횞 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

W39V080FAQ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Winbond

Back Button W39V080FAQ Datasheet HTML 12Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 13Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 14Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 15Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 16Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 17Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 18Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 19Page - Winbond W39V080FAQ Datasheet HTML 20Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 35 page
background image
W39V080FA
- 16 -
6.18 Embedded Toggle Bit Algorithm
Yes
No
Pass
Read Byte
(DQ0-DQ7)
Start
Read Byte
(DQ0-DQ7)
DQ5 = 1 ?
Read Byte
(DQ0-DQ7) Twin
Toggle Bit
=Toggle ?
Toggle Bit
=Toggle ?
Fail
No
Yes
No
Note: Recheck toggle bit because it may stop toggling as DQ5 changes to “1” .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35