công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2003ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2003ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 39 page
background image
6.14 Typical Characteristics (continued)
0
II - Input Current - µA
500
200
0
25
50
75
100
125
150
175
50
100
150
200
250
300
350
400
450
VS = 10 V
VS = 8 V
RL = 10 Ω
TA = 25°C
Figure 6-3. Collector Current vs Input Current
0
Duty Cycle - %
600
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
TA = 70°C
N = Number of Outputs
Conducting Simultaneously
N = 6
N = 7
N = 5
N = 3
N = 2
N = 1
N = 4
Figure 6-4. D Package Maximum Collector Current vs Duty
Cycle
Conducting Simultaneously
N = Number of Outputs
500
400
300
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
600
Duty Cycle - %
0
N = 7
TA = 85°C
N = 5
N = 3
N = 2
N = 6
N = 1
N = 4
Figure 6-5. N Package Maximum Collector Current vs Duty
Cycle
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Input Voltage – V
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
Figure 6-6. Maximum and Typical Input Current vs Input Voltage
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
100
200
300
400
500
Output Current – mA
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
Figure 6-7. Maximum and Typical Saturated VCE vs Output
Current
100
150
200
250
300
350
400
450
500
250
350
450
550
650
Input Current – µA
VCE = 2 V
TJ = -40°C to 105°C
Minimum
Figure 6-8. Minimum Output Current vs Input Current
www.ti.com
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI
ULQ2003A, ULN2004A, ULQ2004A
SLRS027Q – DECEMBER 1976 – REVISED JULY 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULQ2003A ULN2004A ULQ2004A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com