công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2003ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  ULN2003ADE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
1B
1
16
2B
2
15
3B
3
14
4B
4
13
5B
5
12
6B
6
11
7B
7
10
E
8
9
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
COM
Figure 5-1. D, N, NS, and PW Package 16-Pin SOIC, PDIP, SO, and TSSOP Top View
Table 5-1. Pin Functions
PIN
I/O(1)
DESCRIPTION
NAME
NO.
1B
1
I
Channel 1 through 7 Darlington base input
2B
2
3B
3
4B
4
5B
5
6B
6
7B
7
1C
16
O
Channel 1 through 7 Darlington collector output
2C
15
3C
14
4C
13
5C
12
6C
11
7C
10
COM
9
—
Common cathode node for flyback diodes (required for inductive loads)
E
8
—
Common emitter shared by all channels (typically tied to ground)
(1)
I = Input, O = Output
www.ti.com
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI
ULQ2003A, ULN2004A, ULQ2004A
SLRS027Q – DECEMBER 1976 – REVISED JULY 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULQ2003A ULN2004A ULQ2004A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com