công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCE-360 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PCE Instruments.

tên linh kiện PCE-360
Giải thích chi tiết về linh kiện  Clamp Meter PCE-360
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PCE [PCE Instruments.]
Trang chủ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-360 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PCE Instruments.

  PCE-360 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-360 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments. PCE-360 Datasheet HTML 3Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
 
 
Reactive Power Energy
measurement
0 ... 9999 MVarh
Accuracy
±1.5 % of measured value
Resolution
+20 digits
Max. current clamp opening
40 mm / 1.57"
Data storage
50 records for manual storage
4 GB SD card for data logging
(99 storage locations with 350,000 data records
each)
Data interface
serial via USB cable
Display
illuminated LC display
Power supply
8 x 1.5 V type AA (Mignon)
Dimensions
235 x 117 x 54 mm / 9.25 x 4.61 x 2.13"
Weight
730 g / 1.61 lbs
Environmental conditions
max. 85% relative humidity / 0 ... +40 °C / 32 ...
104 °F
Protection class / standards
IP 30 / IEC 61 010, 600 V / CAT III



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com