công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9014IRBCZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL9014IRBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL9014IRBCZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7
FN9245.2
April 26, 2006
FIGURE 13. LINE TRANSIENT RESPONSE, 3.3V OUTPUT
FIGURE 14. LINE TRANSIENT RESPONSE, 2.8V OUTPUT
FIGURE 15. LOAD TRANSIENT RESPONSE
FIGURE 16. PSRR vs FREQUENCY
FIGURE 17. SPECTRAL NOISE DENSITY vs FREQUENCY
Typical Performance Curves (Continued)
400µs/DIV
VO = 3.3V
ILOAD = 300mA
3.6V
4.3V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
400µs/DIV
VO2 = 2.8V
ILOAD = 300mA
3.5V
4.2V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
100
μs/DIV
VO (25mV/DIV)
ILOAD
300mA
100
μA
VIN = 2.8V
VO = 1.8V
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (kHz)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
IO = 10mA
CBYP = 0.1μF
CLOAD = 1μF
1000
100
10
1
0.1
10
100
1K
10K
100K
1M
FREQUENCY (Hz)
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
ILOAD = 10mA
CBYP = 0.1μF
CIN = 1μF
CLOAD = 1μF
ISL9014



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com