công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9014IRBCZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL9014IRBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL9014IRBCZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL9014IRBCZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
5
FN9245.2
April 26, 2006
Typical Performance Curves
FIGURE 1. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE
(3.3V OUTPUT)
FIGURE 2. OUTPUT VOLTAGE CHANGE vs LOAD CURRENT
FIGURE 3. OUTPUT VOLTAGE CHANGE vs TEMPERATURE
FIGURE 4. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE
(3.3V OUTPUT)
FIGURE 5. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE
(VO2 = 2.8V)
FIGURE 6. DROPOUT VOLTAGE vs LOAD CURRENT
INPUT VOLTAGE (V)
-0.6
-0.2
0.2
0.6
-0.8
3.8
4.2
6.2
5.8
6.6
3.4
4.6
5.0
5.4
-0.4
0.0
0.4
0.8
VO = 3.3V
85°C
-40°C
25°C
ILOAD = 0mA
0.04
0.06
-0.06
-0.10
100
200
300
400
0
LOAD CURRENT - IO (mA)
-0.02
0.00
0.02
0.08
0.10
-0.04
-0.08
50
150
250
350
VIN = 3.8V
VO = 3.3V
85°C
-40°C
25°C
0.04
0.06
-0.06
-0.10
-10
20
50
110
-40
TEMPERATURE (°C)
-0.02
0.00
0.02
0.08
0.10
-0.04
-0.08
-25
5
35
80
65
95
125
VIN = 3.8V
VO = 3.3V
ILOAD = 0mA
INPUT VOLTAGE (V)
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
2.9
2.8
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
6.1
5.6
IO = 300mA
IO = 150mA
IO = 0mA
VO = 3.3V
6.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.4
2.3
2.63.1
3.64.1
4.65.1
6.1
INPUT VOLTAGE (V)
5.6
IO = 0mA
IO = 300mA
VO2 = 2.8V
IO = 150mA
6.5
200
250
300
350
150
100
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
OUTPUT LOAD (mA)
VO = 2.8V
VO = 3.3V
ISL9014



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com