công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3060PWR bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCM3060PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-BIT, 96/192-kHz ASYNCHRONOUS STEREO AUDIO CODEC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

PCM3060PWR bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button PCM3060PWR Datasheet HTML 37Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 38Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 39Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 40Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 41Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 42Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 43Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 44Page - Burr-Brown (TI) PCM3060PWR Datasheet HTML 45Page - Burr-Brown (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 45 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com