| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
P83C524IFA bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P83C524IFA bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - NXP Semiconductors |
|
52 / 76 page ![]() 1997 Dec 15 52 Philips Semiconductors Product specification 8-bit microcontrollers P83C524; P80C528; P83C528 19 LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134) SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT VDD supply voltage range −0.5 +6.0 V VI all input voltages −0.5 VDD +0.5 V Ptot total power dissipation − 1W Tstg storage temperature range −65 +150 °C Tamb operating ambient temperature range: version xBx 0 +70 °C version xFx −40 +85 °C |