công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN840 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện TYN840
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Thyristors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

TYN840 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  TYN840 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited TYN840 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited TYN840 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
isc Thyristors
TYN840
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
·
On-state rms current, IT(RMS): 40 A
·
Repetitive peak off-stat voltage, VDRM, VRRM
--600V
·
Triggering gate current, IGT: 35 mA
APPLICATIONS
·Power charger
·Motor cycle
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
MIN
UNIT
VDRM
Repetitive peak off-state voltage
800
V
VRRM
Repetitive peak reverse voltage
800
V
IT(AV)
Average On-state current (180°conduction angle) Tc=95℃
25
A
IT( RMS)
On-state RMS current (180°conduction angle) Tc=95℃
40
A
ITSM
Surge non-repetitive on-state current ,T=10ms
460
A
PG(AV)
Average gate power
1
W
di/dt
Critical rate of rise of on-state current(IG=2×IGT)
50
A/us
I2t
I2t for fusing t = 10 ms
1060
A2S
IGM
Peak gate current tp=20us ,Tj=125℃
2
A
Tj
Operating Junction temperature
-40 ~+125
℃
Tstg
Storage temperature
-40 ~+150
℃


Số phần tương tự - TYN840

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TYN840 STMICROELECTRONICS-TYN840 Datasheet
50Kb / 4P
40A SCRs
Apr-2002
TYN840 STMICROELECTRONICS-TYN840 Datasheet
50Kb / 4P
40A SCRs
Apr-2002
TYN840 STMICROELECTRONICS-TYN840 Datasheet
66Kb / 6P
40A SCRS
13-Feb-2006
TYN840RG STMICROELECTRONICS-TYN840RG Datasheet
50Kb / 4P
40A SCRs
Apr-2002
TYN840RG STMICROELECTRONICS-TYN840RG Datasheet
50Kb / 4P
40A SCRs
Apr-2002
More results

Mô tả tương tự - TYN840

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
TIC126D ISC-TIC126D Datasheet
99Kb / 1P
isc Thyristors
2P4M-D ISC-2P4M-D Datasheet
265Kb / 2P
isc Thyristors
BTA208S-600D ISC-BTA208S-600D Datasheet
222Kb / 1P
isc Thyristors
2N6348 ISC-2N6348 Datasheet
202Kb / 2P
isc Thyristors
MCR310-10G ISC-MCR310-10G Datasheet
171Kb / 1P
isc Thyristors
T1610-800G-TR ISC-T1610-800G-TR Datasheet
172Kb / 1P
isc Thyristors
BCR8PM-12LG ISC-BCR8PM-12LG Datasheet
172Kb / 1P
isc Thyristors
BCR12PM-12LG ISC-BCR12PM-12LG Datasheet
171Kb / 1P
isc Thyristors
BT150SK-600R ISC-BT150SK-600R_V01 Datasheet
297Kb / 2P
isc Thyristors
16TTS12 ISC-16TTS12 Datasheet
222Kb / 2P
isc Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com