công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN840 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện TYN840
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Thyristors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

TYN840 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  TYN840 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited TYN840 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited TYN840 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
isc Thyristors
TYN840
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃ unless otherwise specified)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP. MAX
UNIT
IRRM
Repetitive peak reverse current
VDRM = VRRM, Tj=25℃
--
--
5
uA
VDRM = VRRM, Tj=125℃
--
--
4
mA
IDRM
Repetitive peak off-state current
VDRM = VRRM, Tj=25℃
--
--
5
uA
VDRM = VRRM, Tj=125℃
--
--
4
mA
VTM
On-state voltage
ITM= 23A
--
--
1.75
V
IGT
Gate-trigger current
VD=12V; RL=33Ω
3.5
--
35
mA
VGT
Gate-trigger voltage
--
--
1.3
V
VGD
VD = VDRM RL = 3.3 kΩ,TJ=125℃
0.2
--
--
V
IH
Holding current
IT=0.5A
--
--
75
mA
dv/dt
Critical rate of rise of off-state voltage VD=0.67VDRM Tj=125℃
1000
--
--
V/us
Rth(j-c)
Thermal resistance junction to
mounting base
in free air
--
0.8
--
℃
/W
Package outline(Dimensions in mm)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com