công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A400CT12VC bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện A400CT12VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

A400CT12VC bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Advanced Micro Devices

Back Button A400CT12VC Datasheet HTML 29Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 32Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 35Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 37Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 44 page
background image
January 23, 2007 Am29SL400C_00_A6
Am29SL400C
31
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
OE#
WE#
CE#
VCC
Data
Addresses
tDS
tAH
tDH
tWP
PD
tWHWH1
tWC
tAS
tWPH
tVCS
555h
PA
PA
Read Status Data (last two cycles)
A0h
tCS
Status
DOUT
Program Command Sequence (last two cycles)
RY/BY#
tRB
tBUSY
tCH
PA
Notes:
1.
PA = program address, PD = program data, DOUT is the true data at the program address.
2.
Illustration shows device in word mode.
Figure 17.
Program Operation Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com