công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A400CT12VC bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện A400CT12VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

A400CT12VC bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Advanced Micro Devices

Back Button A400CT12VC Datasheet HTML 28Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 29Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 32Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 35Page - Advanced Micro Devices A400CT12VC Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 44 page
background image
30
Am29SL400C
Am29SL400C_00_A6 January 23, 2007
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Erase/Program Operations
Notes:
1.
Not 100% tested.
2.
See the Erase and Programming Performance‚ on page 38 section for more information.
Parameter
Speed Options
JEDEC
Std
Description
-100R
-110
-120
-150
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
100
110
120
150
ns
tAVWL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tWLAX
tAH
Address Hold Time
Min
50
55
60
70
ns
tDVWH
tDS
Data Setup Time
Min
50
55
60
70
ns
tWHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHWL
tGHWL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tELWL
tCS
CE# Setup Time
Min
0
ns
tWHEH
tCH
CE# Hold Time
Min
0
ns
tWLWH
tWP
Write Pulse Width
Min
50
55
60
70
ns
tWHWL
tWPH
Write Pulse Width High
Min
30
ns
tWHWH1
tWHWH1
Programming Operation (Notes 1, 2)
Byte
Typ
10
µs
Word
Typ
12
tWHWH2
tWHWH2
Sector Erase Operation (Notes 1, 2)
Typ
2
sec
tVCS
VCC Setup Time
Min
50
µs
tRB
Recovery Time from RY/BY#
Min
0
ns
tBUSY
Program/Erase Valid to RY/BY# Delay
Max
200
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com