| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CIRCC bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CIRCC bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - SMSC Corporation |
|
21 / 70 page ![]() 21 PARAMETER MIN TYP MAX UNITS t1 Modulated Output Bit Time µs t2 Off Bit Time µs t3 Modulated Output “On” 0.8 1 1.2 µs t4 Modulated Output “Off” 0.8 1 1.2 µs t5 Modulated Output “On” 0.8 1 1.2 µs t6 Modulated Output “Off” 0.8 1 1.2 µs Notes: 1. IRRX: Rx Polarity bit = 1 nIRRX: Rx Polarity bit = 0 (default) MIRRX, nMIRRX are the modulated outputs. t1 t2 t3 t4 t5 t6 01 0 1 0 0 1 1 0 1 1 DATA IRRX nIRRX MIRRX nMIRRX FIGURE 11 - AMPLITUDE SHIFT KEYED IR RECEIVE TIMING |