công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L320ML11PI bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện L320ML11PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (2 M x 16-Bit/4 M x 8-Bit) MirrorBit??3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O??Control
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

L320ML11PI bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Advanced Micro Devices

Back Button L320ML11PI Datasheet HTML 20Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 21Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 22Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 24Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 25Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 27Page - Advanced Micro Devices L320ML11PI Datasheet HTML 28Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 59 page
background image
22
Am29LV320MH/L
26517B4 January 31, 2007
D A TA
SH EE T
Table 8.
Device Geometry Definition
Addresses
(x16)
Addresses
(x8)
Data
Description
27h
4Eh
0016h
Device Size = 2N byte
28h
29h
50h
52h
0002h
0000h
Flash Device Interface description (refer to CFI publication 100)
2Ah
2Bh
54h
56h
0005h
0000h
Max. number of byte in multi-byte write = 2N
(00h = not supported)
2Ch
58h
0001h
Number of Erase Block Regions within device (01h = uniform device, 02h = boot
device)
2Dh
2Eh
2Fh
30h
5Ah
5Ch
5Eh
60h
003Fh
0000h
0000h
0001h
Erase Block Region 1 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
31h
32h
33h
34h
62h
64h
66h
68h
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 2 Information (refer to CFI publication 100)
35h
36h
37h
38h
6Ah
6Ch
6Eh
70h
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 3 Information (refer to CFI publication 100)
39h
3Ah
3Bh
3Ch
72h
74h
76h
78h
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 4 Information (refer to CFI publication 100)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com