công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000055 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M420000055
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation, Burst Mode Flash Memory and 16 Mbit (1 M x 16-Bit) Static RAM
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M420000055 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M420000055 Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 54Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 55Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 56Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 57Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 58Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 59Page - Advanced Micro Devices M420000055 Datasheet HTML 60Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 72 page
background image
November 1, 2002
Am42BDS640AG
55
P R E L I M INARY
AC CHARACTERISTICS
Figure 25.
Chip/Sector Erase Command Sequence
Notes:
1. SA is the sector address for Sector Erase.
2. Address bits A21–A12 are don’t cares during unlock cycles in the command sequence.
OE#
CE#f
Data
Addresses
AVD#
WE#
CLK
VCC
tAS
tWP
tAH
tWC
tWPH
SA
tVCS
tCS
tDH
tCH
In
Progress
tWHWH2
VA
Complete
VA
Erase Command Sequence (last two cycles)
Read Status Data
tDS
10h for
chip erase
555h for
chip erase
VIH
VIL
tAVDP
55h
2AAh
30h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com