công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000002D bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000002D
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory and 4 Mbit (256 K x 16-Bit) Static RAM
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000002D bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000002D Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 64 page
background image
May 19, 2003
Am42DL32x4G
43
PR ELI M I NARY
AC CHARACTERISTICS
Flash Read-Only Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See Figure 11 and Table 19 for test specifications.
Parameter
Description
Test Setup
Speed Options
Unit
JEDEC
Std
70, 71
85
tAVAV
tRC
Read Cycle Time (Note 1)
Min
70
85
ns
t
AVQV
t
ACC
Address to Output Delay
CE#f, OE# = V
IL
Max
70
85
ns
tELQV
tCE
Chip Enable to Output Delay
OE# = VIL
Max
70
85
ns
t
GLQV
t
OE
Output Enable to Output Delay
Max
30
40
ns
tEHQZ
tDF
Chip Enable to Output High Z (Note 1)
Max
16
ns
t
GHQZ
t
DF
Output Enable to Output High Z (Note 1)
Max
16
ns
t
AXQX
t
OH
Output Hold Time From Addresses, CE#f or
OE#, Whichever Occurs First
Min
0
ns
t
OEH
Output Enable Hold Time
(Note 1)
Read
Min
0
ns
Toggle and
Data# Polling
Min
10
ns
tOH
tCE
Outputs
WE#
Addresses
CE#f
OE#
HIGH Z
Output Valid
HIGH Z
Addresses Stable
tRC
tACC
tOEH
tRH
tOE
tRH
0 V
RY/BY#
RESET#
tDF
Figure 14.
Read Operation Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com