công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000002D bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000002D
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory and 4 Mbit (256 K x 16-Bit) Static RAM
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000002D bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000002D Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 37Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 38Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices M42000002D Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 64 page
background image
40
Am42DL32x4G
May 19, 2003
PR ELI M I NARY
DC CHARACTERISTICS
Zero-Power Flash
Note: Addresses are switching at 1 MHz
Figure 9.
ICC1 Current vs. Time (Showing Active and Automatic Sleep Currents)
25
20
15
10
5
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Time in ns
10
8
2
0
12
3
4
5
Frequency in MHz
Note: T = 25
°C
Figure 10.
Typical I
CC1 vs. Frequency
2.7 V
3.3 V
4
6
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com