công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL640G30WHEN bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL640G30WHEN
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL640G30WHEN bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - SPANSION

Back Button AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 19Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 20Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 21Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 22Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 23Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 27Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 56 page
background image
June 6, 2005
Am29DL640G
21
Table 8.
CFI Query Identification String
Table 9.
System Interface String
Addresses
(Word Mode)
Addresses
(Byte Mode)
Data
Description
10h
11h
12h
20h
22h
24h
0051h
0052h
0059h
Query Unique ASCII string “QRY”
13h
14h
26h
28h
0002h
0000h
Primary OEM Command Set
15h
16h
2Ah
2Ch
0040h
0000h
Address for Primary Extended Table
17h
18h
2Eh
30h
0000h
0000h
Alternate OEM Command Set (00h = none exists)
19h
1Ah
32h
34h
0000h
0000h
Address for Alternate OEM Extended Table (00h = none exists)
Addresses
(Word Mode)
Addresses
(Byte Mode)
Data
Description
1Bh
36h
0027h
V
CC Min. (write/erase)
D7–D4: volt, D3–D0: 100 millivolt
1Ch
38h
0036h
V
CC Max. (write/erase)
D7–D4: volt, D3–D0: 100 millivolt
1Dh
3Ah
0000h
V
PP Min. voltage (00h = no VPP pin present)
1Eh
3Ch
0000h
V
PP Max. voltage (00h = no VPP pin present)
1Fh
3Eh
0004h
Typical timeout per single byte/word write 2N µs
20h
40h
0000h
Typical timeout for Min. size buffer write 2N
µs (00h = not supported)
21h
42h
000Ah
Typical timeout per individual block erase 2N ms
22h
44h
0000h
Typical timeout for full chip erase 2N ms (00h = not supported)
23h
46h
0005h
Max. timeout for byte/word write 2N times typical
24h
48h
0000h
Max. timeout for buffer write 2N times typical
25h
4Ah
0004h
Max. timeout per individual block erase 2N times typical
26h
4Ch
0000h
Max. timeout for full chip erase 2N times typical (00h = not supported)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com