công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL640G30WHEN bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL640G30WHEN
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL640G30WHEN bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - SPANSION

Back Button AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 33Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 34Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 35Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 36Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 37Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 38Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 39Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 40Page - SPANSION AM29DL640G30WHEN Datasheet HTML 41Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 56 page
background image
June 6, 2005
Am29DL640G
35
DC CHARACTERISTICS
Zero-Power Flash
Note: Addresses are switching at 1 MHz
Figure 10.
I
CC1 Current vs. Time (Showing Active and Automatic Sleep Currents)
25
20
15
10
5
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Time in ns
10
8
2
0
12
3
4
5
Frequency in MHz
Note: T = 25
°C
Figure 11.
Typical I
CC1 vs. Frequency
2.7 V
3.6 V
4
6
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com