công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7796S bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7796S
Giải thích chi tiết về linh kiện  320RGB x 480 dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
PDF  279 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7796S bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7796S Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 15Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 16Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 17Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 279 page
background image
ST7796S
V1.0
Page 13 of 279
2014/11
Sitronix Confidential
The information contained herein is the exclusive property of Sitronix and shall not be distributed, reproduced, or
disclosed in whole or in part without prior written permission of Sitronix.
4
PAD CENTER COORDINATES
PAD No.
PIN Name
X
Y
PAD No.
PIN Name
X
Y
1
VPP
-11165
-279
34
CABC_PWN
-8855
-279
2
VPP
-11095
-279
35
IM0/ID
-8785
-279
3
DGND
-11025
-279
36
IM1
-8715
-279
4
DGND
-10955
-279
37
IM2
-8645
-279
5
DUMMY
-10885
-279
38
RESET
-8575
-279
6
DUMMY
-10815
-279
39
VSYNC
-8505
-279
7
TEST2
-10745
-279
40
HSYNC
-8435
-279
8
DUMMY
-10675
-279
41
DOTCLK
-8365
-279
9
EXTC
-10605
-279
42
ENABLE
-8295
-279
10
TEST3
-10535
-279
43
DB17
-8225
-279
11
TEST4
-10465
-279
44
DB16
-8155
-279
12
TEST5
-10395
-279
45
DB15
-8085
-279
13
MIPI_LDO
-10325
-279
46
DB14
-8015
-279
14
MIPI_LDO
-10255
-279
47
DB13
-7945
-279
15
DUMMY
-10185
-279
48
DB12
-7875
-279
16
MIPI_DATA_N
-10115
-279
49
DB11
-7805
-279
17
MIPI_DATA_N
-10045
-279
50
DB10
-7735
-279
18
MIPI_DATA_P
-9975
-279
51
DB9
-7665
-279
19
MIPI_DATA_P
-9905
-279
52
DB8
-7595
-279
20
MIPI_CLOCK_N
-9835
-279
53
DB7
-7525
-279
21
MIPI_CLOCK_N
-9765
-279
54
DB6
-7455
-279
22
MIPI_CLOCK_P
-9695
-279
55
DB5
-7385
-279
23
MIPI_CLOCK_P
-9625
-279
56
DB4
-7315
-279
24
TS0
-9555
-279
57
DB3
-7245
-279
25
TS1
-9485
-279
58
DB2
-7175
-279
26
TS2
-9415
-279
59
DB1
-7105
-279
27
TEST0
-9345
-279
60
DB0
-7035
-279
28
TEST1
-9275
-279
61
DOUT
-6965
-279
29
OSCP
-9205
-279
62
DIN/SDA
-6895
-279
30
DUMMY
-9135
-279
63
RDX
-6825
-279
31
DUMMY
-9065
-279
64
WRX/SCL
-6755
-279
32
DUMMY
-8995
-279
65
DCX
-6685
-279
33
CABC_ON
-8925
-279
66
CSX
-6615
-279



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com