công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7796S bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7796S
Giải thích chi tiết về linh kiện  320RGB x 480 dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
PDF  279 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7796S bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7796S Datasheet HTML 37Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 38Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 39Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 40Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 41Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 42Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 43Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 44Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7796S Datasheet HTML 45Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 279 page
background image
ST7796S
V1.0
Page 41 of 279
2014/11
Sitronix Confidential
The information contained herein is the exclusive property of Sitronix and shall not be distributed, reproduced, or
disclosed in whole or in part without prior written permission of Sitronix.
6
PIN DESCRIPTION
6.1.. Power Supply Pins
Name
I/O
Description
Connect Pin
VDDI
I
- Power supply for I/O system.
- VDDI must be lower than or equal to VDD.
VDDI
VDDA
I
- Power supply for analog and booster circuits. Input voltage level
should be the same as VDD.
VDDA
AGND
I
- System ground for analog system and booster circuit.
GND
DGND
I
- System ground for I/O system and digital system.
GND
VPP
I
- Power supply for internal NVM.
- Writing NVM needs external power supply voltage with 7.5V.
- The current of Ivpp must be more than 10mA.
- Leaves these pins open if not used.
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com